전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BL-S28A-12 데이터시트 (PDF) - BetLux Electronics

BL-S28A-12 Datasheet PDF - BetLux Electronics
부품명 BL-S28A-12
다운로드  BL-S28A-12 다운로드
파일 크기   333.6 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  BETLUX [BetLux Electronics]
홈페이지  http://www.betlux.com
Logo BETLUX - BetLux Electronics
상세설명 7.0mm (0.28) Single digit numeric display series

BL-S28A-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BL-S28A-12 Datasheet PDF - BetLux Electronics

부품명 BL-S28A-12
다운로드  BL-S28A-12 Click to download

파일 크기   333.6 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  BETLUX [BetLux Electronics]
홈페이지  http://www.betlux.com
Logo BETLUX - BetLux Electronics
상세설명 7.0mm (0.28) Single digit numeric display series

BL-S28A-12 데이터시트 (HTML) - BetLux Electronics




유사한 부품 번호 - BL-S28A-12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
BetLux Electronics
BL-S28A-11 BETLUX-BL-S28A-11 Datasheet
378Kb / 5P
7.0mm (0.28) Single digit Seven Segment LED display series
REV NO: V.3
BL-S28A-11D-00 BETLUX-BL-S28A-11D-00 Datasheet
80Kb / 4P
LED NUMERIC DISPLAY, 1 DIGIT
REV NO: V.2
BL-S28A-11D-01 BETLUX-BL-S28A-11D-01 Datasheet
80Kb / 4P
LED NUMERIC DISPLAY, 1 DIGIT
REV NO: V.2
BL-S28A-11D-02 BETLUX-BL-S28A-11D-02 Datasheet
80Kb / 4P
LED NUMERIC DISPLAY, 1 DIGIT
REV NO: V.2
BL-S28A-11D-03 BETLUX-BL-S28A-11D-03 Datasheet
80Kb / 4P
LED NUMERIC DISPLAY, 1 DIGIT
REV NO: V.2
More results


유사한 설명 - BL-S28A-12

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BD-F286RD BRIGHT-BD-F286RD Datasheet
144Kb / 3P
0.28(7.0mm) DUAL DIGIT LED DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DMR07C2-1 SUNLED-DMR07C2-1 Datasheet
190Kb / 4P
7mm (0.28) DUAL DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BD-E284RD BRIGHT-BD-E284RD Datasheet
170Kb / 3P
0.28"(7.0mm) DUAL DIGIT DISPLAY
BD-F284RD BRIGHT-BD-F284RD Datasheet
148Kb / 3P
0.28"(7.0mm) DUAL DIGIT DISPLAY
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HDSM-281C AVAGO-HDSM-281C Datasheet
216Kb / 9P
0.28??(7.0mm) Single digit surface mount LED display
logo
BetLux Electronics
BL-S28A-11 BETLUX-BL-S28A-11 Datasheet
378Kb / 5P
7.0mm (0.28) Single digit Seven Segment LED display series
REV NO: V.3
BL-S28C-11 BETLUX-BL-S28C-11 Datasheet
307Kb / 5P
7.0mm (0.28) Single digit Seven Segment LED display series
REV NO: V.2
BL-S28C-12 BETLUX-BL-S28C-12 Datasheet
336Kb / 6P
7.0mm (0.28) Single digit numeric display series
REV NO: V.2
logo
Inolux Corporation
HNSS28 INOLUX-HNSS28 Datasheet
10Mb / 18P
0.28 Single Digit Numeric SMD Display
HNTQ28 INOLUX-HNTQ28 Datasheet
1Mb / 17P
0.28 Four Digit Numeric Display
More results




BetLux Electronics 에 대하여


BetLux Electronics는 LED 제품의 설계 및 제조를 전문으로 하는 대만 기반 회사입니다. 이 회사는 2005년에 설립되었으며 이후 LED 부품 및 조명 솔루션의 선도적인 공급업체로 성장했습니다.

BetLux Electronics는 스루홀 LED, 표면 실장 LED, 디스플레이 LED 및 고전력 LED를 포함한 광범위한 LED 제품을 제공합니다. 이 회사의 제품은 자동차 조명, 간판, 백라이트 및 일반 조명과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

BetLux Electronics의 핵심 강점 중 하나는 혁신과 품질에 대한 약속입니다. 이 회사는 제품이 LED 기술의 최전선에 있도록 하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. BetLux Electronics는 또한 모든 제품이 최고 기준을 충족하는지 확인하기 위해 엄격한 테스트를 거치면서 품질 관리에 중점을 두고 있습니다.

BetLux Electronics는 전 세계 고객에게 우수한 서비스와 지원을 제공할 수 있는 유통업체 및 파트너의 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 전반적으로 BetLux Electronics는 고품질 LED 제품 및 솔루션을 제공하는 존경받는 확고한 회사입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com