전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

UPG133G 데이터시트 (PDF) - NEC

UPG133G Datasheet PDF - NEC
부품명 UPG133G
다운로드  UPG133G 다운로드
파일 크기   108.73 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  NEC [NEC]
홈페이지  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
상세설명 L-BAND SPDT SWITCH

UPG133G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
UPG133G Datasheet PDF - NEC

부품명 UPG133G
다운로드  UPG133G Click to download

파일 크기   108.73 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  NEC [NEC]
홈페이지  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
상세설명 L-BAND SPDT SWITCH

UPG133G 데이터시트 (HTML) - NEC


UPG133G 제품 세부 정보

DESCRIPTION
The UPG137GV and UPG138GV are L-Band Single Pole Double Throw (SPDT) GaAs MMIC switches developed for digital cellular, PCS, and WLAN applications. These devices feature wide bandwidth, low insertion loss, and high P1dB. The UPG137GV operates on a +3 to +5 V control voltage, while the UPG138GV operates on -3 to -5 V. They are housed in a very small, low-cost, 8 pin SSOP package and are available on tape-and-reel.
NECs stringent quality assurance and test procedures ensure the highest reliability and performance.

FEATURES
• WIDE FREQUENCY RANGE: 100 MHz to 2.5 GHz
• LOW INSERTION LOSS: 0.55 dB TYP at 1.0 GHZ
                                            0.65 dB TYP at 2.0 GHz
• HIGH P1dB: +35 dBm MIN using +5 or -5 V
                       +34 dBm TYP using +3 or -3 V
• SMALL 8 PIN SSOP PACKAGE
• AVAILABLE ON TAPE AND REEL




유사한 부품 번호 - UPG133G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
111Kb / 14P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
64Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
52Kb / 8P
L-BAND DPDT MMIC SWITCH
UPG133G-E1 NEC-UPG133G-E1 Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
More results


유사한 설명 - UPG133G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
UPG132G NEC-UPG132G Datasheet
111Kb / 14P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG133G NEC-UPG133G Datasheet
87Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG138GV NEC-UPG138GV Datasheet
64Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG152TA NEC-UPG152TA Datasheet
83Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG153TB NEC-UPG153TB Datasheet
56Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG154TB NEC-UPG154TB Datasheet
94Kb / 16P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG155TB NEC-UPG155TB Datasheet
68Kb / 12P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG2012TB NEC-UPG2012TB_1 Datasheet
72Kb / 9P
L-BAND SPDT SWITCH
UPG2012TK NEC-UPG2012TK_1 Datasheet
109Kb / 9P
L-BAND SPDT SWITCH
logo
California Eastern Labs
UPG2012TB CEL-UPG2012TB Datasheet
266Kb / 8P
L-BAND SPDT SWITCH
More results




NEC 에 대하여


NEC Corporation은 일본 다국적 ​​정보 기술 및 전자 회사입니다. 이 회사는 1899 년에 설립되었으며 일본 도쿄에 본사를두고 있습니다. NEC는 정보 기술, 통신 및 전자 제품을 포함한 다양한 제품 및 서비스를 제공합니다. 포트폴리오에는 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스, 네트워크 솔루션, 디스플레이 솔루션 및 엔터프라이즈 서버 및 스토리지 솔루션이 포함됩니다.

NEC는 정보 기술 분야에 대한 전문 지식과 혁신적이고 고품질 제품 및 서비스를 제공하는 능력으로 유명합니다. 이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 아시아 태평양 지역에서는 강력한 입지를 가지고 있습니다. NEC는 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

NEC는 핵심 비즈니스 외에도 연구 개발 분야에서 활발하게 활동하고 있으며 인공 지능, 5G 네트워크 및 사물 인터넷 (IoT)과 같은 고급 기술과 관련된 다양한 프로젝트에 참여하고 있습니다. NEC는 사회의 발전을 지원하고 전 세계 사람들의 삶의 질을 향상시키는 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com