전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

D5V0F4U5LP7B 데이터시트 (PDF) - Diodes Incorporated

D5V0F4U5LP7B Datasheet PDF - Diodes Incorporated
부품명 D5V0F4U5LP7B
다운로드  D5V0F4U5LP7B 다운로드
파일 크기   232.83 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0F4U5LP7B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
D5V0F4U5LP7B Datasheet PDF - Diodes Incorporated

부품명 D5V0F4U5LP7B
다운로드  D5V0F4U5LP7B Click to download

파일 크기   232.83 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0F4U5LP7B 데이터시트 (HTML) - Diodes Incorporated


D5V0F4U5LP7B 제품 세부 정보

Features
• 2.7kW Peak Pulse Power (tp = 8x20µs)
• Provides ESD Protection per IEC 61000-4-2 Standard:
   Air ±30kV, Contact ±30kV
• 4 Channels of ESD Protection and 4 Decoupling Capacitances
• Typically Used in Power Over Ethernet PSE Equipment against
   Line Overvoltages
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)




유사한 부품 번호 - D5V0F4U5LP7B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Diodes Incorporated
D5V0F4U5P5 DIODES-D5V0F4U5P5 Datasheet
198Kb / 4P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
Rev 2
D5V0F4U5P5-7 DIODES-D5V0F4U5P5-7 Datasheet
198Kb / 4P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
Rev 2
More results


유사한 설명 - D5V0F4U5LP7B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX02M3 YEASHIN-YSDAXX02M3 Datasheet
748Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
logo
ON Semiconductor
SMDA05-6R2 ONSEMI-SMDA05-6R2 Datasheet
147Kb / 4P
Unidirectional TVS Array
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LCC08DT LEIDITECH-LCC08DT Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD05DT3 LEIDITECH-LCD05DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD08DT3 LEIDITECH-LCD08DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD12DT3 LEIDITECH-LCD12DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD15DT3 LEIDITECH-LCD15DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD18DT3 LEIDITECH-LCD18DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD33DT3 LEIDITECH-LCD33DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
logo
E-CMOS Corporation
ECCP05VU3-D7 E-CMOS-ECCP05VU3-D7 Datasheet
228Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
More results




Diodes Incorporated 에 대하여


Diodes Incorporated는 광범위한 개별, 아날로그 및 혼합 신호 반도체 및 완전한 전력 솔루션을 설계, 제조 및 공급하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1964 년에 설립되었으며 텍사스 주 Plano에 본사를두고 있습니다.
북미, 유럽 및 아시아의 영업, 지원 및 설계 센터와 함께 전 세계적으로 운영됩니다.
Diodes Incorporated는 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비자 및 산업을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사는 다이오드, 정류기, 트랜지스터, 전압 조절기, MOSFET, LED 드라이버 및 보호 장치를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 사명은 고객에게 고품질의 고출성 제품과 우수한 고객 서비스를 제공하는 것입니다.
Diodes Incorporated는 혁신 및 고객 만족도에 중점을두고 전력 관리 솔루션의 선도적 인 공급 업체가되기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com