전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

IMIZ9972 데이터시트 (PDF) - Cypress Semiconductor

IMIZ9972 Datasheet PDF - Cypress Semiconductor
부품명 IMIZ9972
다운로드  IMIZ9972 다운로드
파일 크기   87.59 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
홈페이지  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
상세설명 3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer

IMIZ9972 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
IMIZ9972 Datasheet PDF - Cypress Semiconductor

부품명 IMIZ9972
다운로드  IMIZ9972 Click to download

파일 크기   87.59 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
홈페이지  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor
상세설명 3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer

IMIZ9972 데이터시트 (HTML) - Cypress Semiconductor


IMIZ9972 제품 세부 정보

Description
The Z9972 has an integrated PLL that provides low-skew and low-jitter clock outputs for high-performance microprocessors. Three independent banks of four outputs as well as an independent PLL feedback output, FB_OUT, provide exceptional flexibility for possible output configurations. The PLL is ensured stable operation given that the VCO is configured to run between 200 MHz to 480 MHz. This allows a wide range of output frequencies up to125 MHz.

Features
• Output frequency up to 125 MHz
• 12 clock outputs: frequency configurable
• 350 ps max output-to-output skew
• Configurable output disable
• Two reference clock inputs for dynamic toggling
• Oscillator or crystal reference input
• Spread Spectrum-compatible
• Glitch-free output clocks transitioning
• 3.3V power supply
• Pin-compatible with MPC972
• Industrial temperature range: –40°C to +85°C
• 52-pin TQFP package




유사한 부품 번호 - IMIZ9972

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Cypress Semiconductor
IMIZ9973BA CYPRESS-IMIZ9973BA Datasheet
97Kb / 9P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
IMIZ9973BAT CYPRESS-IMIZ9973BAT Datasheet
97Kb / 9P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
IMIZ9974CA CYPRESS-IMIZ9974CA Datasheet
93Kb / 7P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
IMIZ9974CAT CYPRESS-IMIZ9974CAT Datasheet
93Kb / 7P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
More results


유사한 설명 - IMIZ9972

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Cypress Semiconductor
CY29972 CYPRESS-CY29972 Datasheet
70Kb / 8P
3.3V, 125-MHz Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29973 CYPRESS-CY29973 Datasheet
164Kb / 8P
3.3V 125-MHz Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29976 CYPRESS-CY29976 Datasheet
97Kb / 10P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
Z9973 CYPRESS-Z9973 Datasheet
97Kb / 9P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29653 CYPRESS-CY29653 Datasheet
197Kb / 7P
3.3V 125-MHz 8-Output Zero Delay Buffer
CY29972 CYPRESS-CY29972_05 Datasheet
85Kb / 8P
3.3V, 125-MHz Multi-Output Zero Delay Buffer
Z9974 CYPRESS-Z9974 Datasheet
93Kb / 7P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29973 CYPRESS-CY29973_08 Datasheet
254Kb / 9P
3.3V 125-MHz Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29976 CYPRESS-CY29976_08 Datasheet
279Kb / 9P
3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
CY29973 CYPRESS-CY29973_12 Datasheet
438Kb / 10P
3.3 V 125 MHz Multi-Output Zero Delay Buffer
More results




Cypress Semiconductor 에 대하여


Cypress Semiconductor는 고성능 디지털 및 아날로그 통합 회로 (ICS)의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1982 년에 설립되었으며 미국 캘리포니아 산호세에 본사를두고 있습니다.
Cypress는 마이크로 컨트롤러, 메모리 제품, 무선 연결 솔루션 및 기타 디지털 및 아날로그 IC를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 소비자 전자 제품, 자동차 시스템, 산업 시스템 등과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Cypress는 Mixed-Signal 및 프로그램 가능한 시스템 온 칩 (PSOC) 기술, 고품질 제품 및 임베디드 시스템 분야의 혁신에 대한 전문 지식으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com