전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

T835-600G-TR 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 T835-600G-TR
다운로드  T835-600G-TR 다운로드
파일 크기   129.28 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 8A TRIACS

T835-600G-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 T835-600G-TR
다운로드  T835-600G-TR Click to download

파일 크기   129.28 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 8A TRIACS

T835-600G-TR 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


T835-600G-TR 제품 세부 정보

Description
Available either in through-hole or surface-mount packages, the BTA08, BTB08, T810, T835 is
suitable for general purpose AC switching. It can be used as an ON/OFF function in applications
such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits or for phase control
operation in light dimmers and motor speed controllers, etc. The Snubberless versions (BTABTB08_xxxxW and T8 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances. Logic level versions are designed to interface
directly with low power drivers such as microcontroller. By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500 VRMS) complying with UL standards
(file ref.: E81734).

Features
• On-state rms current, IT(RMS) 8A
• Repetitive peak off-state voltage, VDRM/VRRM 600 to 800 V
• Triggering gate current, IGT (Q1) 5 to 50 mA




유사한 부품 번호 - T835-600G-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
274Kb / 21P
Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs
09-Aug-2018
More results


유사한 설명 - T835-600G-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTA08 JIEJIE-BTA08 Datasheet
589Kb / 5P
8A TRIACs
JST08 JIEJIE-JST08 Datasheet
554Kb / 5P
8A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA08-600B TGS-BTA08-600B Datasheet
93Kb / 1P
8A TRIACS
BTA08-600C TGS-BTA08-600C Datasheet
31Kb / 1P
8A TRIACS
T810-600B TGS-T810-600B Datasheet
56Kb / 1P
8A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTA08A UTC-BTA08A Datasheet
170Kb / 4P
8A TRIACS
BTB08A UTC-BTB08A Datasheet
187Kb / 4P
8A TRIACS
BTA08 UTC-BTA08_15 Datasheet
195Kb / 3P
8A TRIACS
BTA08A UTC-BTA08A_15 Datasheet
200Kb / 4P
8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT8 JIEJIE-ACJT8 Datasheet
390Kb / 6P
8A TRIACs
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.