전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

51AAD-B28-A15 데이터시트 (PDF) - Bourns Electronic Solutions

51AAD-B28-A15 Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions
부품명 51AAD-B28-A15
다운로드  51AAD-B28-A15 다운로드
파일 크기   365.31 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
홈페이지  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
상세설명 Sealed 1/2 (12.5 mm) Square Control

51AAD-B28-A15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
51AAD-B28-A15 Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions

부품명 51AAD-B28-A15
다운로드  51AAD-B28-A15 Click to download

파일 크기   365.31 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
홈페이지  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
상세설명 Sealed 1/2 (12.5 mm) Square Control

51AAD-B28-A15 데이터시트 (HTML) - Bourns Electronic Solutions




유사한 부품 번호 - 51AAD-B28-A15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Bourns Electronic Solut...
51AAD-B28-A15L BOURNS-51AAD-B28-A15L Datasheet
273Kb / 3P
51/53 - Sealed 1/2 ??(12.5 mm) Square Control
More results


유사한 설명 - 51AAD-B28-A15

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Bourns Electronic Solut...
3310-9 BOURNS-3310-9 Datasheet
252Kb / 5P
Square Sealed Panel Control
51AAD-B28-A15L BOURNS-51AAD-B28-A15L Datasheet
273Kb / 3P
51/53 - Sealed 1/2 ??(12.5 mm) Square Control
53RAA-R25-A15L BOURNS-53RAA-R25-A15L Datasheet
382Kb / 3P
51/53 - Sealed 1/2 ??(12.5 mm) Square Control
3310C-001-202L BOURNS-3310C-001-202L Datasheet
279Kb / 5P
3310 - 9 mm Square Sealed Panel Control
3310Y-001-103L BOURNS-3310Y-001-103L Datasheet
279Kb / 5P
3310 - 9 mm Square Sealed Panel Control
3360 BOURNS-3360 Datasheet
162Kb / 2P
6 mm Square Sealed Panel Control
3310C-001-503L BOURNS-3310C-001-503L Datasheet
279Kb / 5P
3310 - 9 mm Square Sealed Panel Control
56AAD-C28-B15 BOURNS-56AAD-C28-B15 Datasheet
318Kb / 4P
Sealed 1/2 (12.5 mm) Panel Control w/Rotary Switch
logo
Vishay Siliconix
T11 VISHAY-T11_17 Datasheet
99Kb / 4P
12.5 mm Square Modular Single-Turn Cermet Trimmer
03-Apr-17
T11 VISHAY-T11_V01 Datasheet
80Kb / 4P
12.5 mm Square Modular Single-Turn Cermet Trimmer
03-Apr-17
More results




Bourns Electronic Solutions 에 대하여


Bourns Electronic Solutions는 자동차, 통신, 산업, 의료 및 소비자 가전을 포함한 다양한 산업에 전자 부품, 모듈 및 솔루션을 제공하는 회사입니다.

이 회사는 저항기, 전위차계, 센서, 회로 보호 부품, 자기 제품 등과 같은 광범위한 제품을 제공합니다. Bourns의 제품은 고객이 전력 관리, 신호 컨디셔닝 및 회로 보호와 관련된 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.

Bourns는 1947년에 설립되었으며 미국 캘리포니아주 리버사이드에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 전 세계에 제조 시설, 판매 사무소 및 유통 센터를 두고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com