전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ANT7-T-M24LR04E 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

ANT7-T-M24LR04E Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 ANT7-T-M24LR04E
다운로드  ANT7-T-M24LR04E 다운로드
파일 크기   173.23 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Ready to use printed circuit board including

ANT7-T-M24LR04E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ANT7-T-M24LR04E Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 ANT7-T-M24LR04E
다운로드  ANT7-T-M24LR04E Click to download

파일 크기   173.23 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Ready to use printed circuit board including

ANT7-T-M24LR04E 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


ANT7-T-M24LR04E 제품 세부 정보

Description
The ANT7-T-M24LR04E antenna reference board is a ready-to-use PCB that features an M24LR04E-R dual interface EEPROM connected to a 14 mm x 14 mm, 13.56 MHz etched RF double layer antenna on one side, and to an I2C bus on the other side. The ANT7-T-M24LR04E demonstration board allows system designers to evaluate the M24LR04E-R performance and capabilities, and to get started with their design. To demonstrate the energy harvesting function, the ANT7-T-M24LR04E can be used in conjunction with the ST DEMO-CR95HF-A board. The ANT7-T-M24LR04E design and the Gerber files can be downloaded from www.st.com.

Features
■ Ready to use printed circuit board including: – M24LR04E-R dual interface EEPROM – 14 mm x 14 mm, 13.56 MHz dual layer etched antenna – I2C test points – RF WIP/BUSY output (RF) to indicate an ongoing RF operation – Analog Energy Harvesting output (EH)




유사한 부품 번호 - ANT7-T-M24LR04E

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
ANT7-M24LR-A STMICROELECTRONICS-ANT7-M24LR-A Datasheet
91Kb / 3P
15 mm x 15 mm antenna reference board
02-May-2011
ANT7-M24LR16E STMICROELECTRONICS-ANT7-M24LR16E Datasheet
140Kb / 4P
15 mm x 15 mm double layer antenna reference board for the M24LR16E-R Dual Interface EEPROM
23-Jan-2012
More results


유사한 설명 - ANT7-T-M24LR04E

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ITT Industries
XLM-3-31-PCS ITT-XLM-3-31-PCS Datasheet
330Kb / 3P
Printed Circuit Board
logo
Semikron International
SKPC22-2 SEMIKRON-SKPC22-2 Datasheet
437Kb / 3P
PRINTED CIRCUIT BOARD
logo
celduc-relais
SWM841080 CELDUC-SWM841080 Datasheet
119Kb / 2P
Ready to use Solid State Relay
SWM862080 CELDUC-SWM862080 Datasheet
231Kb / 2P
Ready to use Solid State Relay
SWM865080 CELDUC-SWM865080 Datasheet
130Kb / 2P
Ready to use Solid State Relay
logo
Advantech Co., Ltd.
9PAMM6 ADVANTECH-9PAMM6 Datasheet
326Kb / 1P
Ready-to-use cabling call for custom lengths
logo
RF Monolithics, Inc
DM1810-434MB RFM-DM1810-434MB Datasheet
248Kb / 4P
Ready-to-Use OEM Module
DM1810-434MN RFM-DM1810-434MN Datasheet
244Kb / 5P
Ready-to-Use OEM Module
DM1810-434MR RFM-DM1810-434MR Datasheet
240Kb / 4P
Ready-to-Use OEM Module
logo
OmniVision Technologies...
OV2775ARDS OMNIVISION-OV2775ARDS Datasheet
1Mb / 2P
ready to use camera solution
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.