전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STPSC10H12GY-TR 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

STPSC10H12GY-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 STPSC10H12GY-TR
다운로드  STPSC10H12GY-TR 다운로드
파일 크기   534.05 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Automotive grade 1200 V power Schottky silicon carbide diode

STPSC10H12GY-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
STPSC10H12GY-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 STPSC10H12GY-TR
다운로드  STPSC10H12GY-TR Click to download

파일 크기   534.05 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 Automotive grade 1200 V power Schottky silicon carbide diode

STPSC10H12GY-TR 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


STPSC10H12GY-TR 제품 세부 정보

Description
The SiC diode, available in TO-220AC and D²PAK, is an ultrahigh performance power Schottky rectifier. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band-gap material allows the design of a low VF Schottky diode structure with a 1200 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature. Especially suited for use in PFC and secondary side applications, this ST SiC diode will boost the performance in hard switching conditions. This rectifier will enhance the performance of the targeted application. Its high forward surge capability ensures a good robustness during transient phases.




유사한 부품 번호 - STPSC10H12GY-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
STPSC10H12G2-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H12G2-TR Datasheet
375Kb / 11P
1200 V, 10 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - August 2020
STPSC10H12G2Y-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H12G2Y-TR Datasheet
378Kb / 11P
Automotive 1200 V, 10 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - August 2020
More results


유사한 설명 - STPSC10H12GY-TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
STPSC10H12 STMICROELECTRONICS-STPSC10H12 Datasheet
438Kb / 8P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
03-May-2016
STPSC15H12 STMICROELECTRONICS-STPSC15H12 Datasheet
435Kb / 8P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
10-May-2016
STPSC20H12 STMICROELECTRONICS-STPSC20H12 Datasheet
436Kb / 8P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
May 2016 Rev 2
STPSC2H12 STMICROELECTRONICS-STPSC2H12 Datasheet
468Kb / 10P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
24-Jan-2017
STPSC5H12 STMICROELECTRONICS-STPSC5H12 Datasheet
469Kb / 10P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
24-Jan-2017
STPSC6H12 STMICROELECTRONICS-STPSC6H12 Datasheet
267Kb / 8P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
01-Sep-2016
STPSC10H12C STMICROELECTRONICS-STPSC10H12C Datasheet
432Kb / 10P
1200 V power Schottky silicon carbide diode
28-Feb-2017
STPSC10H12G2Y-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H12G2Y-TR Datasheet
378Kb / 11P
Automotive 1200 V, 10 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - August 2020
STPSC15H12G2-TR STMICROELECTRONICS-STPSC15H12G2-TR Datasheet
375Kb / 11P
1200 V, 15 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - August 2020
STPSC15H12G2Y-TR STMICROELECTRONICS-STPSC15H12G2Y-TR Datasheet
379Kb / 11P
Automotive 1200 V, 15 A, silicon carbide power Schottky diode
Rev 1 - September 2020
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.