전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE1818 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

NTE1818 Datasheet PDF - NTE Electronics
부품명 NTE1818
다운로드  NTE1818 다운로드
파일 크기   23.18 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Integrated Circuit Module, AF PO, 25W/Ch, Dual Power Supply

NTE1818 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NTE1818 Datasheet PDF - NTE Electronics

부품명 NTE1818
다운로드  NTE1818 Click to download

파일 크기   23.18 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Integrated Circuit Module, AF PO, 25W/Ch, Dual Power Supply

NTE1818 데이터시트 (HTML) - NTE Electronics


NTE1818 제품 세부 정보

Features:

• Muting circuit to cut off pop noise

• Greatly reduced heat sink due to case temperature +125°C guaranteed



 




유사한 부품 번호 - NTE1818

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE181 NTE-NTE181 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon Power Transistor High Power Audio Amplifier
NTE1810 NTE-NTE1810 Datasheet
26Kb / 3P
Integrated Circuit Color TV Video System
NTE1812 NTE-NTE1812 Datasheet
23Kb / 2P
Integrated Circuit Capstan Interface Circuit for VCR
NTE1813 NTE-NTE1813 Datasheet
25Kb / 2P
Integrated Circuit Color Signal Processor for VCR
NTE1814 NTE-NTE1814 Datasheet
24Kb / 3P
Integrated Circuit CMOS, Color Processing Circuit for VCR
More results


유사한 설명 - NTE1818

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE1358 NTE-NTE1358 Datasheet
19Kb / 2P
Integrated Circuit Module, AF PO, 50W, Dual Power Supply
NTE1798 NTE-NTE1798 Datasheet
21Kb / 2P
Integrated Circuit Dual, AF PO, 6W/Ch
NTE1815 NTE-NTE1815 Datasheet
24Kb / 2P
Integrated Circuit Module, AF PO, 20W, Dual Power Supply
NTE1816 NTE-NTE1816 Datasheet
23Kb / 2P
Integrated Circuit Module, Dual AF PO, 6W/Ch Dual Power Supplies Req?셝
NTE1817 NTE-NTE1817 Datasheet
23Kb / 2P
Integrated Circuit Module, AF PO, 20W, Dual Power Supply
NTE1820 NTE-NTE1820 Datasheet
31Kb / 2P
Integrated Circuit Module, Dual AF PO, 30W/Ch, Dual Power Supply
NTE1875 NTE-NTE1875 Datasheet
21Kb / 2P
Integrated Circuit Module, Dual AF PO, 30W/Ch, Dual Power Supply
NTE1877 NTE-NTE1877 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Circuit Module, Dual AF PO, 28W/Ch, Dual Power Supply
NTE7030 NTE-NTE7030 Datasheet
24Kb / 2P
Integrated Circuit Module, AF PO, 50W, Dual Power Supply
NTE1874 NTE-NTE1874 Datasheet
81Kb / 2P
Integrated Circuit Module, Dual AF PO, 30W/Ch Dual Power Supply
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com