전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE2301 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

NTE2301 Datasheet PDF - NTE Electronics
부품명 NTE2301
다운로드  NTE2301 다운로드
파일 크기   22.14 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Silicon NPN Transistor High Voltage Horizontal Output

NTE2301 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NTE2301 Datasheet PDF - NTE Electronics

부품명 NTE2301
다운로드  NTE2301 Click to download

파일 크기   22.14 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Silicon NPN Transistor High Voltage Horizontal Output

NTE2301 데이터시트 (HTML) - NTE Electronics


NTE2301 제품 세부 정보

Description:

The NTE2301 is a silicon NPN power transistor in a TO218 type package designed for use in large screen deflection circuits.



Features:

• Collector–Emitter Voltage: VCEX = 1500V

• Glassivated Base–Collector Junction

• Safe Operating Area @ 50µs = 20A, 400V

• Switching Times with Inductive Loads: tf = 0.4µs (Typ) @ IC = 4.5A



 




유사한 부품 번호 - NTE2301

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE230 NTE-NTE230 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon Controlled Rectifier (SCR) TV Deflection Circuit
NTE2300 NTE-NTE2300 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage, Horizontal Output
NTE2302 NTE-NTE2302 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Color TV Horizontal Deflection Output w/Damper Diode
NTE2303 NTE-NTE2303 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Deflection
NTE2304 NTE-NTE2304 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Current, High Speed Switch (Compl to NTE2314)
More results


유사한 설명 - NTE2301

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE165 NTE-NTE165 Datasheet
24Kb / 2P
Silicon NPN Transistor TV Horizontal Output
NTE2300 NTE-NTE2300 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage, Horizontal Output
NTE2354 NTE-NTE2354 Datasheet
20Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage Horizontal Output for High Definition CRT
NTE2365 NTE-NTE2365 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage Horizontal Deflection Output
NTE2588 NTE-NTE2588 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Output for HDTV
NTE2592 NTE-NTE2592 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Output for HDTV
NTE2642 NTE-NTE2642 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Deflection Output High Speed Switch
NTE283 NTE-NTE283 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Output, Switch
NTE389 NTE-NTE389 Datasheet
20Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Horizontal Output
NTE62 NTE-NTE62 Datasheet
20Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage, Horizontal Deflection Output for TV
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com