전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE56070 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

부품명 NTE56070
상세설명  TRIAC, 25A, High Commutation
파일 크기   20.31 Kbytes
Html View  1   2 
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE56070 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics



유사한 부품 번호 - NTE56070

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE5607 NTE-NTE5607 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 4 Amp
More results


유사한 설명 - NTE56070

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE56063 NTE-NTE56063 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 8A, High Commutation
NTE56065 NTE-NTE56065 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 600VRM, 12A, High Commutation
NTE56066 NTE-NTE56066 Datasheet
20Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
NTE56068 NTE-NTE56068 Datasheet
21Kb / 2P
TRIAC, 16A, High Commutation
logo
List of Unclassifed Man...
FT1011 ETC-FT1011 Datasheet
144Kb / 4P
HIGH COMMUTATION TRIAC
logo
NXP Semiconductors
BTA316-600ET NXP-BTA316-600ET Datasheet
211Kb / 13P
16 A three-quadrant high commutation triac
Rev. 01-30 March 2010
BTA316-800ET NXP-BTA316-800ET Datasheet
210Kb / 13P
16 A three-quadrant high commutation triac
Rev. 01-29 March 2010
logo
Renesas Technology Corp
BCR25FM-12LB RENESAS-BCR25FM-12LB_17 Datasheet
802Kb / 9P
600V - 25A - Triac
BCR25CM-12LB RENESAS-BCR25CM-12LB Datasheet
475Kb / 9P
600V - 25A - Triac
Sep. 11, 2018
BCR25FM-14LJ RENESAS-BCR25FM-14LJ Datasheet
505Kb / 9P
700V - 25A - Triac
May 31, 2018
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com