전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2SCR586D3FRA 데이터시트 (PDF) - Rohm

부품명 2SCR586D3FRA
상세설명  NPN 5.0A 80V Power Transistor
파일 크기   1071.78 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR586D3FRA 데이터시트 (PDF) - Rohm



유사한 부품 번호 - 2SCR586D3FRA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
2SCR586D3 ROHM-2SCR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 5.0A 80V Power Transistor
logo
Nanjing International G...
2SCR586D3 DGNJDZ-2SCR586D3 Datasheet
2Mb / 7P
TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


유사한 설명 - 2SCR586D3FRA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
2SCR572D ROHM-2SCR572D Datasheet
795Kb / 7P
NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SCR586D ROHM-2SCR586D Datasheet
1Mb / 9P
NPN 5.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR586D3 ROHM-2SAR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SCR572D3 ROHM-2SCR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR586D3 ROHM-2SCR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
NPN 5.0A 80V Power Transistor
2SAR586D3FRA ROHM-2SAR586D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SCR572D3FRA ROHM-2SCR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR586JFRG ROHM-2SCR586JFRG Datasheet
1Mb / 10P
NPN 5.0A 80V Power Transistor
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com