전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

K50C003HP 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

부품명 K50C003HP
상세설명  cam switch - 3-pole - 90째 - 50 A - screw mounting
파일 크기   140.83 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

K50C003HP 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric



유사한 부품 번호 - K50C003HP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
K50C003AP SCHNEIDER-K50C003AP Datasheet
188Kb / 10P
cam switch - 3-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
More results


유사한 설명 - K50C003HP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
K2C003HLH SCHNEIDER-K2C003HLH Datasheet
171Kb / 3P
cam switch - 3-pole - 90째 - 20 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K30C003HP SCHNEIDER-K30C003HP Datasheet
190Kb / 10P
cam switch - 3-pole - 90째 - 32 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K30D004HP SCHNEIDER-K30D004HP Datasheet
156Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 32 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50C003AP SCHNEIDER-K50C003AP Datasheet
188Kb / 10P
cam switch - 3-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50D004HP SCHNEIDER-K50D004HP Datasheet
140Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K115D004HP SCHNEIDER-K115D004HP Datasheet
172Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 115 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K150D004HP SCHNEIDER-K150D004HP Datasheet
140Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 150 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50F013UP SCHNEIDER-K50F013UP Datasheet
152Kb / 10P
cam changeover switch - 3-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K63C003HP SCHNEIDER-K63C003HP Datasheet
190Kb / 10P
cam switch - 3-pole - 90째 - 63 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K63D004HP SCHNEIDER-K63D004HP Datasheet
190Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 63 A - screw mounting
Feb 3, 2022
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com