전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

STBDAI5260K 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

부품명 STBDAI5260K
상세설명  standard digital input kit STB - 115 V AC - 2 I
파일 크기   140.04 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

STBDAI5260K 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric



유사한 부품 번호 - STBDAI5260K

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
STBDAI5230K SCHNEIDER-STBDAI5230K Datasheet
130Kb / 5P
standard digital input kit - Modicon STB - 115 V AC - 2 I
Apr 7, 2022
More results


유사한 설명 - STBDAI5260K

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
STBART0200K SCHNEIDER-STBART0200K Datasheet
153Kb / 7P
standard analog input kit STB - 2 I - 15 bits sign
Apr 7, 2022
STBDAI5230K SCHNEIDER-STBDAI5230K Datasheet
130Kb / 5P
standard digital input kit - Modicon STB - 115 V AC - 2 I
Apr 7, 2022
STBDAI7220K SCHNEIDER-STBDAI7220K Datasheet
132Kb / 5P
standard digital input kit - Modicon STB - 230 V AC - 2 I
Apr 8, 2022
STBDAO5260K SCHNEIDER-STBDAO5260K Datasheet
133Kb / 5P
standard digital output kit STB - 115 V AC - 2 O
Apr 8, 2022
STBDAO8210K SCHNEIDER-STBDAO8210K Datasheet
133Kb / 5P
standard digital output kit - Modicon STB - 115..230 V AC - 2 O
Apr 8, 2022
STBDDI3230K SCHNEIDER-STBDDI3230K Datasheet
128Kb / 5P
standard digital input kit - Modicon STB - 24 V DC - 2 I
Apr 8, 2022
STBDDI3420K SCHNEIDER-STBDDI3420K Datasheet
129Kb / 5P
standard digital input kit STB - 24 V DC - 4 I
Apr 8, 2022
STBDDI3610K SCHNEIDER-STBDDI3610K Datasheet
127Kb / 5P
standard digital input kit STB - 24 V DC - 6 I
Apr 8, 2022
STBDRC3210K SCHNEIDER-STBDRC3210K Datasheet
141Kb / 5P
standard digital output kit STB - 24 V 115..230 V AC DC - 2 O
Apr 8, 2022
STBPDT2100K SCHNEIDER-STBPDT2100K Datasheet
131Kb / 5P
standard power distribution kit STB - 115..230 V AC
Apr 8, 2022
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com