전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HC49SMD4 데이터시트 (PDF) - Transko Electronics, Inc.

부품명 HC49SMD4
상세설명  STANDARD HC49/SMD4 CRYSTAL (12.0 x 4.7mm)
파일 크기   330.35 Kbytes
Html View  1 
제조업체  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
홈페이지  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

HC49SMD4 데이터시트 (PDF) - Transko Electronics, Inc.



유사한 부품 번호 - HC49SMD4

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Transko Electronics, In...
HC49SMD TRANSKO-HC49SMD Datasheet
159Kb / 1P
STANDARD HC49/SMD CRYSTAL (11.5 x 4.75 x 3.5mm)
Rev. 2: 10-10-19
More results


유사한 설명 - HC49SMD4

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Crystek Corporation
CYXX CRYSTEKCRYSTAL-CYXX Datasheet
116Kb / 1P
Quartz Crystal Leaded HC49 Crystal
CYXX CRYSTEKCRYSTAL-CYXX_15 Datasheet
51Kb / 1P
Leaded HC49 Crystal
logo
Golledge Electronics Lt...
GSX-641 GOLLEDGE-GSX-641 Datasheet
565Kb / 4P
6.2 x 4.7mm SM Crystal
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0694A TAI-SAW-TZ0694A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 4.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0696A TAI-SAW-TZ0696A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 8.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0697A TAI-SAW-TZ0697A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 10.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0851A TAI-SAW-TZ0851A Datasheet
246Kb / 3P
HC49-SMD 25.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0852A TAI-SAW-TZ0852A Datasheet
246Kb / 3P
HC49-SMD 30.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
logo
Transko Electronics, In...
HC49S TRANSKO-HC49S Datasheet
157Kb / 1P
STANDARD HC49/S THROUGH HOLE CRYSTAL (11.5 x 4.7 x 3.5mm)
REV.3 10-10-19
HC49SMD TRANSKO-HC49SMD Datasheet
159Kb / 1P
STANDARD HC49/SMD CRYSTAL (11.5 x 4.75 x 3.5mm)
Rev. 2: 10-10-19
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com