전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SCT-SF2M-UB 데이터시트 (PDF) - Eravant

부품명 SCT-SF2M-UB
상세설명  SMA (F) to 2.4 mm (M) Coaxial Adapter
파일 크기   237.2 Kbytes
Html View  1   2 
제조업체  ERAVANT [Eravant]
홈페이지  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SCT-SF2M-UB 데이터시트 (PDF) - Eravant



유사한 부품 번호 - SCT-SF2M-UB

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Eravant
SCT-SF2F-UB ERAVANT-SCT-SF2F-UB Datasheet
229Kb / 2P
SMA (F) to 2.4 mm (F) Coaxial Adapter
Rev. 1.0
More results


유사한 설명 - SCT-SF2M-UB

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mini-Circuits
SF-SF50+ MINI-SF-SF50+ Datasheet
132Kb / 1P
Coaxial Adapter, SMA-F to SMA-F
SM-BF50+ MINI-SM-BF50+ Datasheet
102Kb / 1P
Coaxial Adapter, SMA-M to BNC-F
logo
Winchester Electronics ...
SD879-7-15 WINCHESTER-SD879-7-15 Datasheet
56Kb / 1P
ADAPTER TNC (F) TO SMA (M)
logo
List of Unclassifed Man...
5014CCSF ETC2-5014CCSF Datasheet
297Kb / 1P
SMA FE. TO APC 2.4 MM M. ADAPTER
logo
Winchester Electronics ...
TRU-11256 WINCHESTER-TRU-11256 Datasheet
56Kb / 1P
CONNECTOR, COAXIAL 2.4mm(m) to SMA(f) ADAPTER
logo
Mini-Circuits
SMPF-SM50 MINI-SMPF-SM50 Datasheet
206Kb / 2P
Adapter SMP-F to SMA-M
185F-24F MINI-185F-24F Datasheet
218Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.4 mm-F
185F-24M MINI-185F-24M Datasheet
178Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.4 mm-M
185M-24F MINI-185M-24F Datasheet
204Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 2.4 mm-F
185M-24M MINI-185M-24M Datasheet
222Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 2.4 mm-M
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com