전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SCT-VFVM-UB 데이터시트 (PDF) - Eravant

부품명 SCT-VFVM-UB
상세설명  1.85 mm (F) to 1.85 mm (M) Coaxial Adapter
파일 크기   253.49 Kbytes
Html View  1   2 
제조업체  ERAVANT [Eravant]
홈페이지  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SCT-VFVM-UB 데이터시트 (PDF) - Eravant



유사한 부품 번호 - SCT-VFVM-UB

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Eravant
SCT-VFVM-U2 ERAVANT-SCT-VFVM-U2 Datasheet
270Kb / 2P
1.85 mm (F) to 1.85 mm (M) Coaxial Adapter
Rev. 1.1
SCT-VFVM-U8-R ERAVANT-SCT-VFVM-U8-R Datasheet
227Kb / 2P
1.85 mm (F) to 1.85 mm (M) Coaxial Adapter, Right Angle
Rev. 1.0
More results


유사한 설명 - SCT-VFVM-UB

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mini-Circuits
185F-KF MINI-185F-KF Datasheet
193Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.92 mm-F
185F-KM MINI-185F-KM Datasheet
211Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.92 mm-M
185M-KF MINI-185M-KF Datasheet
202Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 2.92 mm-F
185M-KM MINI-185M-KM Datasheet
211Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 2.92 mm-M
185F-24F MINI-185F-24F Datasheet
218Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.4 mm-F
185F-24M MINI-185F-24M Datasheet
178Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 2.4 mm-M
185F-185F MINI-185F-185F Datasheet
212Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-F to 1.85 mm-F
185M-24F MINI-185M-24F Datasheet
204Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 2.4 mm-F
185M-185F MINI-185M-185F Datasheet
182Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 1.85 mm-F
185M-185M MINI-185M-185M Datasheet
229Kb / 2P
Adapter 1.85 mm-M to 1.85 mm-M
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com