전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HMC364G8 데이터시트 (PDF) - Hittite Microwave Corporation

부품명 HMC364G8
상세설명  SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 13 GHz
파일 크기   216.44 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
제조업체  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
홈페이지  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC364G8 데이터시트 (PDF) - Hittite Microwave Corporation



유사한 부품 번호 - HMC364G8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC364G8 HITTITE-HMC364G8 Datasheet
270Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 13.0 GHz
More results


유사한 설명 - HMC364G8

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC432 HITTITE-HMC432 Datasheet
226Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 8.0 GHz
HMC361S8G HITTITE-HMC361S8G_06 Datasheet
358Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 10.0 GHz
HMC364 HITTITE-HMC364_07 Datasheet
209Kb / 6P
GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 13 GHz
HMC364S8G HITTITE-HMC364S8G_06 Datasheet
360Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 12.5 GHz
HMC365 HITTITE-HMC365_07 Datasheet
208Kb / 6P
GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-4, DC - 13 GHz
HMC364 HITTITE-HMC364_09 Datasheet
192Kb / 6P
GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, DC - 13 GHz
HMC365G8 HITTITE-HMC365G8_10 Datasheet
235Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-4, DC - 13 GHz
HMC365S8G HITTITE-HMC365S8G_08 Datasheet
236Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-4, DC - 13 GHz
logo
Analog Devices
HMC361G8 AD-HMC361G8 Datasheet
469Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-2, 0.01 - 13 GHz
HMC365G8 AD-HMC365G8 Datasheet
350Kb / 6P
SMT GaAs HBT MMIC DIVIDE-BY-4, DC - 13 GHz
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com