전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VS-GT50TP60N 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

부품명 VS-GT50TP60N
상세설명  Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 50 A
파일 크기   1030.84 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-GT50TP60N 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix



유사한 부품 번호 - VS-GT50TP60N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VS-GT50TP120N VISHAY-VS-GT50TP120N Datasheet
97Kb / 6P
Molding Type Module IGBT, 2 in 1 Package, 1200 V, 50 A
11-Jun-15
More results


유사한 설명 - VS-GT50TP60N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Dynex Semiconductor
GP200MHS12 DYNEX-GP200MHS12 Datasheet
99Kb / 10P
Half Bridge IGBT Module
DIM200WHS12-E000 DYNEX-DIM200WHS12-E000 Datasheet
177Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
logo
SemiWell Semiconductor
SIM200D12SV3 SEMIWELL-SIM200D12SV3 Datasheet
496Kb / 7P
HALF-BRIDGE IGBT MODULE
logo
Dynex Semiconductor
DIM100PHM33-F000 DYNEX-DIM100PHM33-F000_15 Datasheet
356Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
DIM250PHM33-TS000 DYNEX-DIM250PHM33-TS000_15 Datasheet
396Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
DIM400PHM17-A000 DYNEX-DIM400PHM17-A000_15 Datasheet
460Kb / 8P
IGBT Half Bridge Module
logo
Vishay Siliconix
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N Datasheet
190Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
11-Jun-15
VS-GT100TP120N VISHAY-VS-GT100TP120N Datasheet
189Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 1200 V, 100 A
11-Jun-15
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N_V01 Datasheet
189Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
19-Sep-17
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N_V02 Datasheet
188Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
19-Sep-17
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com