전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTD2955 데이터시트 (PDF) - ON Semiconductor

부품명 NTD2955
상세설명  Power MOSFET
파일 크기   88.01 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
제조업체  ONSEMI [ON Semiconductor]
홈페이지  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTD2955 데이터시트 (PDF) - ON Semiconductor



유사한 부품 번호 - NTD2955

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
64Kb / 8P
Power MOSFET
October, 2004 ??Rev. 7
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
124Kb / 8P
??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
112Kb / 8P
Power MOSFET ??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
NTD2955 EVVOSEMI-NTD2955 Datasheet
388Kb / 6P
-60V P-Channel MOSFET
Rev:2023A2
logo
Inchange Semiconductor ...
NTD2955 ISC-NTD2955 Datasheet
260Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results


유사한 설명 - NTD2955

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com