전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

VS-40HFR 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

부품명 VS-40HFR
상세설명  Standard Recovery Diodes,(Stud Version), 40 A
파일 크기   165.54 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-40HFR 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix



유사한 부품 번호 - VS-40HFR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
VS-40HFR VISHAY-VS-40HFR Datasheet
169Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
Revision: 07-Sep-17
VS-40HFR VISHAY-VS-40HFR_V01 Datasheet
169Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
Revision: 07-Sep-17
More results


유사한 설명 - VS-40HFR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
40HFR VISHAY-40HFR Datasheet
123Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
23-Jun-08
25FR VISHAY-25FR_12 Datasheet
155Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 25 A
29-Sep-08
85HF10 VISHAY-85HF10_12 Datasheet
152Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
40HFR160M VISHAY-40HFR160M Datasheet
140Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
25-May-09
VS-150U VISHAY-VS-150U Datasheet
137Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
30-May-16
VS-45L VISHAY-VS-45L Datasheet
213Kb / 9P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
25-Nov-13
VS-SD300N VISHAY-VS-SD300N Datasheet
210Kb / 8P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 380 A
05-Aug-14
VS-SD500N VISHAY-VS-SD500N Datasheet
152Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 475 A
10-Oct-2019
VS-40HFR VISHAY-VS-40HFR_V01 Datasheet
169Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
Revision: 07-Sep-17
VS-16FR VISHAY-VS-16FR_V01 Datasheet
158Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 16 A
11-Jan-18
More results

링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com