전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LBM673 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LBM673
상세설명  Outdoor displays
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBM673 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBM673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-01-24
2
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LB M673
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LB M673-L1N2-25-1
11.2 ... 45
Q65112A2830
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB M673-L1N2-25-1 means that
only one group L1, L2, M1, M2, N1, N2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LB M673-L1N2-25-1 means that only one wavelength group 2,3,4,5 will be shippable. LB M673-L1N2-25-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LB M673-L1N2-25-1 means that only one forward voltage group 46,A4,Z4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB M673-L1N2-25-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen L1, L2, M1, M2, N1, N2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB M673-L1N2-25-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). LB M673-L1N2-25-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LB M673-L1N2-25-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 46,A4,Z4 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21