전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LWC9SN 데이터시트(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH

부품명 LWC9SN
상세설명  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWC9SN 데이터시트(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWC9SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LWC9SN Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
2009-09-22
12
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LW C9SN
Empfohlenes Lötpaddesign
6) Seite 17
Reflow Löten
Recommended Solder Pad
6) page 17
Reflow Soldering
Hinweise zur Augensicherheit:
Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem
Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety Information:
Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the
standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
OHLY2868
3 (0.118)
3 (0.118)
0.6 (0.024)
1.2 (0.047)
0.35 (0.014)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17