전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LA-H9PP 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LA-H9PP
상세설명  SMD epoxy package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-H9PP 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-H9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-H9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-11-11
2
Version 1.8
LA H9PP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LA H9PP-JXKY-24-1
45 ... 97
Q65111A8934
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA H9PP-JXKY-24-1 means that
only one group JX, JY, JZ, KX, KY will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA H9PP-JXKY-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LA H9PP-JXKY-24-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LA H9PP-JXKY-24-1 means that only one forward voltage group J3,M3,Q3,T3 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA H9PP-JXKY-24-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JX, JY, JZ, KX, KY enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA H9PP-JXKY-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LA H9PP-JXKY-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA H9PP-JXKY-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen J3,M3,Q3,T3 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22