| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LB-Y87S 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LB-Y87S 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() LB Y87S, LT Y87S 2005-04-05 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group blau blue true green true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 464 468 519 525 nm 4 468 472 525 531 nm 5 472 476 531 537 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) L1 L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 11.2 … 14.0 14.0 … 18.0 18.0 … 22.4 22.4 … 28.0 28.0 … 35.5 35.5 … 45.0 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 …112.0 35 (typ.) 45 (typ.) 55 (typ.) 70 (typ.) 85 (typ.) 110 (typ.) 140 (typ.) 180 (typ.) 230 (typ.) 300 (typ) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen besteht. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N1-4 Example: N1-4 Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Wellenlänge Wavelength N1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |