| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LS-T676 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-T676 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS T676, LA T676, LO T676, LY T676 2007-02-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group yellow orange Einheit Unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 S2 T1 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280 280 ... 355 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 3 bzw. 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of 3 or 4 or 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: R1-3 Example: R1-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength R1 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |