전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LA-G5AP 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LA-G5AP
상세설명  white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-G5AP 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-G5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2011-05-04
2
LA G5AP
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity
1) page
20
Luminous Flux
2) page 20
Ordering Code
Typ
Lichtstärke
1) Seite 20
Lichtstrom
2) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 100 mA
I
F = 100 mA
I
V(mcd)
Φ
V typ.(mlm)
LA G5AP-CXDX-24-1-
2800 ... 5200
14500
Q65111A1020
LA G5AP-CZDZ-24-1
3900 ... 7100
20000
Q65111A1021
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E. g. LA G5AP-CZDZ-24-1 means that only one group CZ, DX, DY, DZ
will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E. g.
LA G5AP-CZDZ-24-1 means that only one wavelength group 2, 3, 4 will be shippable. LA G5AP-CZDZ-24-1 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LA G5AP-CZDZ-24-1 means that only one forward voltage group 3A, 3B, 4A, 4B will be shippable. In order to ensure availability, single
wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z. B. LA G5AP-CZDZ-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der Helligkeitsgruppen CZ, DX, DY, DZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert.
Z. B. LA G5AP-CZDZ-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen 2, 3, 4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere
Informationen).
LA G5AP-CZDZ-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA G5AP-CZDZ-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf einem Gurt
ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A, 3B, 4A, 4B enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com