전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LB-M47C 데이터시트(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

부품명 LB-M47C
상세설명  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-M47C 데이터시트(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LB-M47C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-M47C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB M47C
Hyper Mini TOPLED Santana
®
Enhanced optical Power LED (ATON
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2004-08-24
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: gerichtete
Abstrahlcharakteristik; Bauteil wird top-down im
PCB versenkt; dadurch ideal für extrem flache
Anwendungen
• Wellenlänge: 470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 3000/Rolle,
ø180 mm oder 11800/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Tastenhinterleuchtung
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Handheld
u. ä.)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Hinterleuchtung von LC Displays
• Effektbeleuchtung (Mobiltelefon, PC, u. ä.)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: directed radiation
characteristics; device is mounted top-down
into the PCB; therefore ideal for extremely flat
applications
• wavelength: 470 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 4 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 11800/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• coupling into light guides
• key pad illumination
• optical indicators
• backlighting (switches, keys, hand held, etc.)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)
• LCD backlighting
• effect lighting (cellular phones, PC, etc.)


유사한 부품 번호 - LB-M47C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
LB-M673 OSRAM-LB-M673 Datasheet
590Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
logo
ams-OSRAM AG
LB-M673 AMSOSRAM-LB-M673 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
Version 1.7 2022-08-03
logo
OSRAM GmbH
LB-M676 OSRAM-LB-M676 Datasheet
502Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
logo
ams-OSRAM AG
LB-M67D AMSOSRAM-LB-M67D Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED™
Version 1.5 2025-07-17
More results

유사한 설명 - LB-M47C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
OSRAM GmbH
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67F OSRAM-LO-A67F Datasheet
521Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
LO-P47F OSRAM-LO-P47F Datasheet
525Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-T770 OSRAM-LO-T770 Datasheet
429Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com