전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LB-V19G 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

부품명 LB-V19G
상세설명  SMT package, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-V19G 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LB-V19G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LB V19G
2008-12-15
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 15
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 15
Forward voltage groups
6) page 15
Gruppe
Group
blue @ 10 mA
Einheit
Unit
Gruppe
Group
blue @ 10 mA
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
464
468
nm
3B
2.75
2.90
V
4
468
472
nm
4A
2.90
3.05
V
5
472
476
nm
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2) page 15
Φ
V (mlm)
P2
Q1
Q2
R1
56 …
71
71 …
90
90 … 112
112 … 140
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
4 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness
groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: P2-3-4A
Example: P2-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
P2
3
4A
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com