전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LCW-JDSI.PC 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LCW-JDSI.PC
상세설명  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-JDSI.PC 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2013-07-16
2
Version 1.0
LCW JDSI.PC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur Lichtstärke
1) Seite 22
Bestellnummer
IF = 120 mA
[K]
IV [mcd]
LCW JDSI.PC-FTGP-5H7I-L1N2
5000
15000 ... 19400 Q65111A3232
LCW JDSI.PC-FTGP-5L7N-L1N2
4000
15000 ... 19400 Q65111A3221
LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2
4000
14000 ... 18000 Q65111A3220
LCW JDSI.PC-FTGP-5R8T-L1N2
3000
15000 ... 19400 Q65111A3231
LCW JDSI.PC-FSFU-5R8T-L1N2
3000
14000 ... 18000 Q65111A3219
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 means that only one group FS, FT,
FU will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will be shippable. In order to ensure
availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FS, FT, FU enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LCW
JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW JDSI.PC-FSFU-5L7N-L1N2 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In
einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22