전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LG-Q971 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 LG-Q971
상세설명  SMT package 0603, colorless diffused resin, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-Q971 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LG-Q971 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-Q971 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2012-11-06
2
Version 1.0
LG Q971
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1)page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LG Q971-KN-1
7.1 ... 45
Q62702P5189
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LG Q971-KN-1 means that only one group K, L, M, N will be shippable
for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LG Q971-KN-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Helligkeitsgruppen K, L, M, N enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com