| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LUW-CQDP 데이터시트(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUW-CQDP 데이터시트(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 20 page ![]() 2011-08-01 8 Released LUW CQDP Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 18 Forward Voltage Groups4) page 18 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. 3 2.75 3.0 V 4 3.0 3.25 V 5 3.25 3.5 V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 20 Luminous Flux1) page 20 Φ V (lm) Lichtstärke 2) Seite 20 Luminous Intensity2) page 20 I V (cd) KU LP LQ LR 104.2 ... 112.0 112.0 ... 121.0 121.0 ... 130.0 130.0 ... 140.0 27.0 (typ.) 29.0 (typ.) 31.0 (typ.) 33.0 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: KU-5E-3 Example: KU-5E-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Durchlassspannung Forward Voltage KU 5E 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. |