| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LUW-CRDP 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUW-CRDP 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 19 page ![]() 2012-02-15 Version 1.0 2 Version 1.0 LUW CRDP (streetwhite) Ordering Information Bestellinformation Type Color Temperature Luminous Flux 1) page 18 Ordering Code Typ Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 18 Bestellnummer I F = 350 mA CCT (K) Φ V(lm) LUW CRDP-LRLT-HPJR-1 6000 130 ... 164 Q65111A2505 LUW CRDP-LQLS-HPJR-1 121 ... 140 Q65111A2544 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CRDP-LQLS-HPJR-1 means that only one group LQ, LR, LS will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CRDP-LQLS-HPJR-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LQ, LR, LS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. |