전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MMTL431AR 데이터시트(PDF) 3 Page - Diotec Semiconductor

부품명 MMTL431AR
상세설명  Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
홈페이지  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MMTL431AR 데이터시트(HTML) 3 Page - Diotec Semiconductor

  MMTL431AR Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MMTL431A, MMTL431AR
Application Notes
Applikationshinweise
Fig. 1 Test circuit for
characteristics/
Shunt regulator/
Voltage Reference
VO = (1 + R1/R2) VREF + IR x R1
Stability criteria see
„Recommended operating area“.
Fig. 1 Testschaltung für
Kennwerte/
Shunt-Regler/
Spannungsreferenz
VO = (1 + R1/R2) VREF + IR x R1
Stabilitätskriterien siehe
„Empfohlener Betriebsbereich“
Fig. 2 Replacement of
low voltage Zener diodes
Comparison between a
BZT52C3V3 and the
MMTL431A(R) adjusted to 3.3V
according to Fig. 1: The shunt
regulator shows a better linearity
with very tight tolerance band
and low temperature drift.
Fig. 2 Ersatz für
Z-Dioden mit
niedriger Spannung
Vergleich zwischen einer
BZT52C3V3 und dem
MMTL431A(R) eingestellt auf 3,3
V gemäß Fig. 1: Der Shunt-Regler
zeigt eine bessere Linearität bei
sehr engem Toleranzband und
niedriger Temperaturdrift.
Fig. 3 Low device-count
power supply for
microcontrollers and other
circuits with low current need
The current limiting diode
CL10MD provides a contant
current over a wide input voltage
range (~3 V ... 90 V). For
dimensioning, refer to the data
sheet of the CL10MD.
Fig. 3 Spannungsversorgung
mit geringem Bauteilbedarf für
µController/Schaltungen mit
niedrigem Eingangsstrom
Die Strombegrenzerdiode CL10MD
liefert einen konstanten Strom
über einen weiten Eingangs-
spannungsbereich (~3 V ... 90 V).
Dimensionierung gemäß Daten-
blatt der CL10MD.
Fig. 4 Precision
voltage regulator
VO = (1 + R1/R2) VREF
Fig. 4 Präzisions-
Spannungsregler
VO = (1 + R1/R2) VREF
Fig. 5 Secondary side
regulation of a flyback
converter
The MMTL431A(R) provides a
reference voltage and is used as
error amplifier.
Fig. 5 Regelung der
Ausgangsspannung eines
Sperrwandlers
Der MMTL431A(R) dient als
Spannungsreferenz und
Fehlerverstärker.
Disclaimer: See data book page 2 or website
The application notes describe circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. No warranty or guarantee,
expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its
patent rights of others.
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet
Die Applikationshinweise zeigen Schaltungsbeispiele und dienen allein deren Beschreibung. Sie sind nicht als zugesagte oder geprüfte Eigenschaften im
Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch
dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
3
C
L
R
1
R
2
R
K
A
V
I
V
O
V
REF
I
K
I
R
V
KA
0
2
3
4
5
6
7
8
10
[V]
V
Z / VKA
[mA]
5
15
0
10
I
Z / IK
Voltage vs. current Spannung über Strom
–
2,7
3,0
3,6
3,9
4,3
4,7
5,1
5,6
6,2
6,8
7,5
8,2
9,1
10
I = 5 mA
Z
2,4
BZT52C3V3
MMTL431A(R)
R
1
R
2
V
I
V
O
I
K
I
P
I
O
CL10MD
MMTL431A(R)
R
1
R
2
MMTL
431A(R)
Control
V
O
C
R
1
R
2
MMTL
431A(R)
V
O
V
I
C



Html Pages

1 2 3


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com