전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

HT4349Q 데이터시트(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

부품명 HT4349Q
상세설명  A linear charging mode of the largest A linear charging mode. charging current can be passed.
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
홈페이지  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4349Q 데이터시트(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4349Q Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4349Q Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HT4349Q
Q
4 / 6
单芯片电子烟控制器
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
功能及参数
充电管理模块
1. 恒定电压 4.22V 恒流充电;
2. 充电电流最大为 1A,通过 R1 调整充电电流,充
电电流 Ich=1200/(R1+1200)(A);
3. 电池电压低于 2.8V 具 有 预 充 电 功 能 ( 电 流
=Ich*10%);
4. 支持对 0V 电池充电;
5. 充电过程自动根据芯片最高温度自动调节充电电
流;
6. 三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证电池
可以充满;
7. 应用中要注意散热,否则充电电流会自动减小;
电子烟控制模块
1. 按下按键,发热丝电路驱动电路工作,发热丝开
始发热,处于吸烟状态,可以通过电位器调节发热功
率,从而调节吸烟的烟雾量。选用低阻值的电热丝时,
超过最大功率时,自动进入恒功率状态;
2. 每次按下按键吸烟的时间最长为 15 秒,超过时
间自动关闭输出,需要松开按键再按才能吸烟。
3. 使用麦克风吸烟时,只要两次脉冲的时间间距小
于 300mS,就认为是持续吸烟,避免吸烟气流不稳定
造成的输出功率下降问题 ;
4. 如果多次连续吸烟导致芯片工作温度偏高,过热
自动降功率启动,避免过温;
5. 充电的过程中自动禁止吸烟;
6. 换用不同阻值的发热丝时,会导致输出功率不同,
需要重新调节电位器得到合适的功率输出;
7. 通过合适的 R3,R4,W1 的值,设置输出功率的调
节范围,FB 对电池的分压比决定了输出功率占最大
功率的百分比,见下表 ;
FB 与 BAT 端分压比与输出功率关系
分压比%
>71
66
59
55
45
38
33
26
20
功率比%
10
90
80
70
60
50
40
30
20
*上表仅供参考,实际使用中根据需要进行合适的调
整
8. 连续吸烟过程中,如果芯片太热会自动降低一些
功率,也可能会导致单次吸烟的时间短于 15 秒,属正
常现象;
EN 功能
1.通过 EN 功能可以自由控制升压的持续时间;
2.当 EN 引脚被拉高时,升压开启,而 EN 引脚悬空
或者拉低时,升压不工作;
3.EN 控制过程中所有指示灯效果与通过 KEY 控制一
样;
指示灯
1. 利用红白双灯进行各种状态指示;
2. 上电时两个指示灯同时闪 3 次,不吸烟则进入睡
眠,吸烟则会唤醒;
3. 充电器插上时,红白灯同时闪 3 次表示充电开始,
充电过程中 3.85V 以下亮红灯,3.85-4.22V 时白灯和
红灯同时亮,充饱后亮白灯,充电器脱离时,红白灯
同时闪 3 次表示充电器脱离;
4. 按下按键,吸烟开始, 指示灯根据当前电
量显示相应的灯色,抽烟过程中,指示灯都是渐亮渐
熄,渐变过程 500ms。 3.9V 以上亮白灯,3.7-3.9V 白
灯和红灯同时亮,3.7V 以下亮红灯, 按键时低于
3.2V 红色灯闪 5 次不升压,吸烟过程中低于 2.7V 关
闭输出;
5. 吸烟超时 15 秒时,红白指示灯闪烁 3 次关闭输
出;输出短路时,红白指示灯灯闪烁 4 次,芯片关闭
输出;
6. 在开机状态 2 秒钟内按 5 次按钮,自动锁死,红
白灯同时闪烁 3 次;在 2 秒钟内按 5 次按钮恢复,红
白灯同时闪烁 3 次;
静电防护措施
CMOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过



Html Pages

1 2 3 4 5 6


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com