전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TP1001 데이터시트(PDF) 1 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

부품명 TP1001
상세설명  Interface control chip supporting QC2.0 fast charging protocol
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
홈페이지  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP1001 데이터시트(HTML) 1 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
TP1001
支持 QC2.0 快速充电协议的接口控制芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
1
概述
TP1001 是一款支持 QC2.0 快速充电协议的低成本接口控
制芯片。TP1001 集成了所有必要的功能,可以将 QC2.0
功能添加到 AC/DC 适配器、充电器和移动电源等其他开关
电源设备中,以实现对支持 QC2.0 协议的受电设备的快速
充电功能。
TP1001 支持 QC2.0 协议的整个输出电压范围,包括 A 类
规范的输出电压范围(5V,9V,12V)和 B 类规范的输出电压范
围(5V,9V,12V,20V)。TP1001 具有可选的 B 类规范的输出
电压抑制功能,这可避免受电设备因为开关电源所提供的
输出电压过高而导致意外损坏。
TP1001 在启用输出电压调整之前会自动检测所连接的受
电设备是否支持 QC2.0 协议。如果检测到受电设备不支持
QC2.0 协议,TP1001 则会工作在 BC1.2 模式,保持默认
的 5V 电压输出,以确保传统的 5V 输入的 USB 受电设备
能够安全工作。
TP1001 内部集成了电源稳压器,可以满足 5~20V 的宽开
关电源输出电压来对芯片进行外部供电。同时,TP1001 具
有多种保护功能以保证系统的稳定和可靠。包括可选的 B
类规范输出电压抑制,芯片引脚开路保护,芯片相邻引脚
短路保护和芯片供电欠压保护等。
特点
 支持 QC2.0 协议的整个输出电压范围
A 类规范:5V,9V 和 12V
B 类规范:5V,9V,12V 和 20V
 兼容 USB 电池充电规范 1.2 版本
自动 USB DCP 短路 D+至 D-
默认 5V 输出模式
 芯片超低工作电流,待机功耗低
5V 输出电压时功耗低于 1mW
 5~20V 的宽芯片供电电压
 可选的 B 类规范输出电压抑制功能
 芯片引脚开路保护功能
 芯片相邻引脚短路保护功能
 芯片供电欠压保护
 系统 BOM 成本低
 采用 SOP8L 封装
应用
 AC/DC 适配器
 车载充电器,便携式充电器
 移动电源
 其他 USB 专用充电接口(DCP)设备
典型应用电路


유사한 부품 번호 - TP1001

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Billiton Ltd.
TP1001 ASIC-TP1001 Datasheet
517Kb / 12P
High Performance Current Model PWM / PFM Switch Power Controller
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TP1001S3 TECHPUBLIC-TP1001S3 Datasheet
1Mb / 5P
HIGH-SIDE CURRENT MONITOR
TP1001S3 TECHPUBLIC-TP1001S3 Datasheet
2Mb / 5P
HIGH-SIDE CURRENT MONITOR
TP1001S3 TECHPUBLIC-TP1001S3_V01 Datasheet
2Mb / 5P
HIGH-SIDE CURRENT MONITOR
More results

유사한 설명 - TP1001

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Seaward Electronics Inc...
SE100 SEAWARD-SE100 Datasheet
422Kb / 9P
QC2.0 Interface Module
SE100B SEAWARD-SE100B Datasheet
327Kb / 8P
QC2.0 Interface Module
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6600Q FITIPOWER-FP6600Q Datasheet
401Kb / 8P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
FP6601Q FITIPOWER-FP6601Q Datasheet
491Kb / 8P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM100 FUMAN-FM100 Datasheet
292Kb / 9P
Fast charging interface IC
FM6600B FUMAN-FM6600B Datasheet
276Kb / 8P
USB charging interface intelligent control chip
FM6808 FUMAN-FM6808 Datasheet
672Kb / 8P
USB charging interface intelligent control chip
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SFT430C SHOUDING-SFT430C Datasheet
1Mb / 6P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM6601Q HMSEMI-HM6601Q Datasheet
301Kb / 9P
USB Charging Port Controller for Fast Charging Protocol
HM100 HMSEMI-HM100 Datasheet
713Kb / 8P
QC2.0 Interface Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com