| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CH315 데이터시트(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CH315 데이터시트(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. |
|
2 / 5 page ![]() CH315 手册 2 封装形式 塑体宽度 引脚间距 封装说明 订货型号 SOP-14 3.9mm 150mil 1.27mm 50mil 标准的 14 脚贴片 CH315G SOP-18 7.62mm 300mil 1.27mm 50mil 标准的宽 18 脚贴片 CH315H 4、引脚 CH315G 引脚号 CH315H 引脚号 引脚 名称 类型 引脚说明 3,9 13,16 VCC 电源 正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容 2,6 8,17,18 GND 电源 公共接地端,直接连到 USB 总线的地线 14 3 V3 电源 在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源, 在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF 退耦电容 13 1 UD+ USB 信号 直接连到 USB 总线的 D+数据线 12 2 UD- USB 信号 直接连到 USB 总线的 D-数据线 1 无 REF 参考电压 内部模拟电路的参考电压,需外接分压电阻和退耦电容 5 无 XD+ 模拟信号 直接连到差分延长线的正端 4 无 XD- 模拟信号 直接连到差分延长线的负端 无 14 OPIP 输入 隔离传输 P 信号输入,接光耦或磁耦 P 逻辑输出端 无 15 OPIN 输入 隔离传输 N 信号输入,接光耦或磁耦 N 逻辑输出端 无 6 OPOP 输出 隔离传输 P 信号输出,接光耦或磁耦 P 控制输入端 无 7 OPON 输出 隔离传输 N 信号输出,接光耦或磁耦 N 控制输入端 无 5 LSO# 输出 USB 传输速度自动检测结果输出, 低电平为 USB 低速 1.5Mbps,高电平为 USB 全速 12Mbps 无 4 LSI# 输入 USB 传输速度选择输入, 低电平为 USB 低速 1.5Mbps,高电平为 USB 全速 12Mbps 10 12 UP# 输入 模式选择输入,内置上拉电阻, 低电平为上位机模式,高电平为下位机模式 无 11 ACT# 开漏输出 USB 传输状态输出,低电平有效,内置上拉电阻 7,8,11 9,10 NC. 空脚 禁止连接 5、功能说明 CH315 芯片可以直接使用 USB 电源。使用 5V 电源电压时,V3 引脚应该外接容量为 0.01uF 左右的 电源退耦电容。使用 3.3V 电源电压时,V3 引脚应该与 VCC 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源。 CH315G 芯片可以使用 5 类或者超 5 类非屏蔽双绞线(网线)或者 USB 信号线以及类似的差分信 号双绞线,如果信号线的特性阻抗不匹配,那么需要在输出端 XD+/XD-引脚对地额外并联电阻。 CH315G 的传输距离与传输线的质量有关,使用普通网线时,低速 USB 信号的传输距离不小于 300 米,全速 USB 信号的传输距离不小于 75 米。普通网线的直流电阻一般小于每百米 10Ω,直流电阻太 大会影响传输距离,并且影响 USB 供电电压、抬高设备端地线电压。 |