전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

EG8543 데이터시트(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

부품명 EG8543
상세설명  High speed CMOS orbital chip
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
홈페이지  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8543 데이터시트(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG8543 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8543 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG8543 芯片用户手册 V1.0
高速型 CMOS 轨到轨运放芯片
2013 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
11 / 12
7.3 光电二极管应用
EG8543 具有非常高的阻抗,输入偏置电流典型值为 4pA 左右。这个特性使 EG8543 运放可在光电二极管
及其它需要高输入阻抗的应用中使用。注意,EG8543 较大的电压失调可以通过电容去耦或者软件校准消除。
图 7-3 显示了光电二极管或电流测量的应用。反馈电阻限制为 10MΩ ,这是为了避免过度的输出失调。另
外,在同相输入端不需要电阻来消除偏置电流失调,因为与电压失调相比偏置电流相关的输出失调不明显。
为了获得最好的性能,要遵守标准高阻抗布局布线技术,包括:
屏蔽电路
清洁电路板
在反相输入端周围环绕与同相输入端连接的走线
使用分开的模拟和数字电源
2.5VREF
VOUT
1/2 EG8543
R
10MΩ
C
100pF
2.5VREF
OR
V+
2
3
1
A
图 7.3 高输入阻抗应用— —光电二极管放大器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com