전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SC3JVC-4 데이터시트(PDF) 8 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

부품명 SC3JVC-4
상세설명  16 PIN Remote Control IC
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
홈페이지  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC3JVC-4 데이터시트(HTML) 8 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button SC3JVC-4 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 10Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 11Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC3JVC-4 Datasheet HTML 12Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC3 系列(文件编号:S&CIC0955)
16 PIN 遥控器 IC
第 8 页 共 19 页
 SC36122-2
1) 按键码如下表所示:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K2
1C
K3
17
10
K4
0D
0E
0F
K5
1D
1E
1F
04
K6
05
06
07
5D
12
K7
14
0B
11
5E
08
09
K8
16
1B
1A
18
15
0C
5C
K9
13
40
41
42
43
44
45
46
K10
00
01
02
03
0A
47
48
49
4A
K11
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
GND
55
56
57
58
59
5A
5B
5F
19
21
22
2) 用户码如下表所示:
编号
0 号
1 号
2 号
3 号
4 号
5 号
6 号
7 号
8 号
9 号
10 号
CS 脚
接至
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
用户码
FE01
FE03
BF40
C738
BD02
916E
000A
EF10
FF00
FE00
FC01



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com