| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TC74HC299AP 데이터시트(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC74HC299AP 데이터시트(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor |
|
4 / 11 page ![]() TC74HC299AP/AF 2004-12-10 4 最大定格 項目 記号 定格 単位 電源電 圧 VCC −0.5~7 V 入力電 圧 VIN −0.5~VCC + 0.5 V 出力電 圧 VOUT −0.5~VCC + 0.5 V 入力保護ダイ オード 電流 IIK ±20 mA 出力寄生ダイ オード 電流 IOK ±20 mA 出力電流 (QA’, QH’) (QA~QH) IOUT ±25 ±35 mA 電源 /G N D 電流 ICC ±75 mA 許容損 失 PD 500 (DIP) (注 4)/180 (SOP) mW 保存温 度 Tstg −65∼150 °C 注 4: Ta = −40~65°C まで、500 mW。Ta = 65~85°C の範囲では−10 mW/°C で、300 mW までディレーティングし てください。 推奨動作条件 項目 記号 定格 単位 電源 電圧 VCC 2~6 V 入力 電圧 VIN 0~VCC V 出力 電圧 VOUT 0~VCC V 動作 温度 Topr −40~85 °C 入 力 上 昇、下 降時 間 tr, tf 0~1000 (VCC = 2.0 V) 0~500 (VCC = 4.5 V) 0~400 (VCC = 6.0 V) ns |