전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LW3333 데이터시트(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

부품명 LW3333
상세설명  Hyper 3 mm (T1) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW3333 데이터시트(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LW3333 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
LW 3333
2001-10-02
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 100
°C
Durchlassstrom
Forward current
I
F
20
mA
Stoßstrom
Surge current
t
≤ 10 µs, D = 0.005
I
FM
200
mA
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
5V
Leistungsaufnahme
Power consumption
T
A ≤ 25 °C
P
tot
85
mW
Wärmewiderstand
1)
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung
Junction/ambient
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße
≥ 16 mm2)
mounted on PC board FR 4 (pad size
≥ 16 mm 2)
Minimale Beinchenlänge
Minimum lead length
R
th JA
R
th JS
400
180
K/W
K/W
1)
R
th erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge.
Each additional 1 mm of lead length increases R
th by 13 K/W.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12