| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32MP157CAB1T 데이터시트(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157CAB1T 데이터시트(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 260 page ![]() DS12505 Rev 5 81/260 STM32MP157C/F Pinouts, pin description and alternate functions 122 - - - L10 VDDCORE S - - - - W16 W16 AC20 AB19 DDR_VREF A A - - - - H11 - K10 VSS S - - - - W17 W18 W23 V20 DDR_DQ12 I/O DDR - - - 1C5 H13 1B2 K12 VSS S - - - - V17 W17 Y21 V21 DDR_DQ15 I/O DDR - - - - H15 - K14 VSS S - - - - U17 V18 W22 U21 DDR_DQ14 I/O DDR - - - W18 V19 W21 T20 DDR_DQ11 I/O DDR - - - - G15 1B9 H17 VDDQ_DDR S - - - - V19 U19 U22 T22 DDR_DQS1P I/O DDR - - - 1E5 - 1B4 L9 VSS S - - - - U18 T19 U23 R22 DDR_DQS1N I/O DDR - - - V18 U18 V22 T21 DDR_DQM1 O DDR - - - 1D9 - - J16 VDDQ_DDR S - - - - T18 T18 T23 R20 DDR_DQ13 I/O DDR - - - - J3 1B6 - VSS S - - - - U19 T17 U21 R21 DDR_DQ9 I/O DDR - - - 1G5 J6 - L11 VSS S - - - - T19 R18 T22 P21 DDR_DQ10 I/O DDR - - - - H14 - - VDDQ_DDR S - - - - R18 P18 T21 N22 DDR_DQ8 I/O DDR - - - - J8 1B8 L13 VSS S - - - - 1J5 J10 - L17 VSS S - - - - 1F8 N19 Y19 AA19 DDR_ATO A A - - - - J7 - - VDDCORE S - - - - - - 1C8 - VDDQ_DDR S - - - - 1G9 N16 W20 U19 DDR_A6 O DDR - - - - - - K17 VDDQ_DDR S - - - - T17 R17 Y20 U18 DDR_A8 O DDR - - - - J12 1C1 L19 VSS S - - - - R17 P17 V20 T18 DDR_A4 O DDR - - - Table 7. STM32MP157C/F pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |