| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
ICS8523BGI 데이터시트(PDF) 16 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8523BGI 데이터시트(HTML) 16 Page - Integrated Circuit Systems |
|
16 / 16 page ![]() 8523BGI www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C SEPTEMBER 16, 2004 16 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS8523I LOW SKEW, 1-TO-4 DIFFERENTIAL-TO-HSTL FANOUT BUFFER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D B5 T5 . e l b a t s c i t s i r e t c a r a h C C At D P . s n 0 . 1 o t s n 2 . 1 m o r f . n i M d e g n a h c , w o r2 0 / 1 1 / 1 B1 V 8 . 1 t u o k o o t - 6 , 1 t e ll u B , n o i t c e s s e r u t a e F d e s i v e R 2 0 / 6 / 5 B0 1 - 8 s e l p m a x E c i t a m e h c S d e d d a , n o i t c e s n o i t a m r o f n I n o i t a c il p p A e h t n I 2 0 / 8 2 / 0 1 C 2 T D 4 T 2 4 5 2 1 - 1 1 C d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P N I . l a c i p y t F p 4 o t . x a m F p 4 . g n i t a r t u p t u O d e g n a h c - s g n i t a R m u m i x a M e t u l o s b A V d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C D L T S H H O . n i m V 9 . 0 o t . n i m V 1 V t c e l f e r o t n o i t a p i s s i D r e w o P l a t o T d e g n a h c - s n o i t a r e d i s n o C r e w o P H O . e g n a h c . n o i t a p i s s i D r e w o P l a t o T w e n o t e u d d e g n a h c s n o i t a l u c l a C . t e e h s a t a d t u o h g u o r h t L T S H o t L T S H V L d e g n a h C 3 0 / 3 2 / 6 C 9 T 1 9 5 1 . n o i t c e s s e r u t a e F o t t e ll u b e e r F - d a e L d e d d A . n o i t c e s e c a f r e t n I t u p n I k c o l C L C E P V L d e t a d p U . e l b A T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O o t r e b m u N t r a P e e r F - d a e L d e d d A 4 0 / 6 1 / 9 |