전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

G32ATB201 데이터시트(PDF) 2 Page - TOCOSAMERICA, INC.

부품명 G32ATB201
상세설명  Single-Turn Surface Mount Trimmers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  TOCOS [TOCOSAMERICA, INC.]
홈페이지  http://www.tocos.com
Logo TOCOS - TOCOSAMERICA, INC.

G32ATB201 데이터시트(HTML) 2 Page - TOCOSAMERICA, INC.

  G32ATB201 Datasheet HTML 1Page - TOCOSAMERICA, INC. G32ATB201 Datasheet HTML 2Page - TOCOSAMERICA, INC. G32ATB201 Datasheet HTML 3Page - TOCOSAMERICA, INC. G32ATB201 Datasheet HTML 4Page - TOCOSAMERICA, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
通
産
機
器
用
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
高
回
転
寿
命
形
非
接
触
角
度
セ
ン
サ
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
可
変
抵
抗
減
衰
器
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
民
生
機
器
用
カ
タ
ロ
グ
を
ご
利
用
い
た
だ
く
に
あ
た
り
△ R / R:全抵抗値変化
△ R / R:Change in total resistance
S.S.:設定安定度
S.S.:Setting stability
■環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
■機械的特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS
機械的回転角度 Mechanical angle
回転トルク
Shaft torque
ストップ強度
Stop strength
使用温度範囲
Operating temp. range
端子強度
Terminal strength
シャフト強度
Shaft strength
質 量
Weight
250°± 10 度
250°± 10°
4.9mN・m 以下(50gf・cm 以下)
4.9mN・m max.(50gf・cm max.)
19.6mN・m 以上(200gf・cm 以上)19.6mN・m min.(200gf・cm min.)
  ハロゲンフリー(Halogen free):15.7mN・m min.(160gf・cm min.)
− 55℃+ 125℃
− 55℃+ 125℃
引っ張り 9.8N 以上(1kgf 以上)/90°折り曲げ 3 回以上
Tensile strength 9.8N min. (1kgf min.)/Bend strength 90°3 times min.
シャフト押し強度 19.6N(2kgf 以上)
Push strength 19.6N(2kgf min.)
0.053g 以下
0.053g max.
■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
全抵抗値範囲
Total resistance range
全抵抗値許容差 Total resistance tolerance
残留抵抗値
End resistance
抵抗変化特性
Resistance taper
接触抵抗変化
Contact resistance variation
定格電力
Power rating
最高使用電圧
Max. input voltage
抵抗温度係数
Temp. coefficient
絶縁抵抗
Insulation resistance
耐電圧
Dielectric strength
電気的回転角度 Electrical angle
50 Ω∼2MΩ
50 Ω to 2M Ω
± 20%
± 20%
1%又は3Ωの大なる値以下
1% or 3Ω,whichever is greater
B(直線型)
B(Linear)
2%又は3Ωの大なる値以下
2% or 3Ω,whichever is greater
0.125W / 70℃ 0W / 125℃
0.125W / 70℃ 0W / 125℃
DC 200V 又は V =
√
(WR)により
定格電力を超えない値 
DC 200V or power rating, whichever is smaller
± 100ppm /℃ 200 Ω∼1MΩ ± 100ppm /℃ 200 Ω to 1M Ω
± 250ppm /℃ 上記以外の抵抗値 ± 250ppm /℃ Other value
100MΩ以上(DC 500V)
100MΩ min.(DC 500V)
AC 500V 1分間
AC 500V 1minute
220°± 10 度
220°± 10°
試験項目 Test item
試験条件 Test conditions
規 格 Standard
はんだ耐熱性 Soldering heat
240℃ 10 秒  240℃ 10sec.
△ R / R ≦±1%
回転寿命
Rotational life
100 サイクル  100 cycles
△ R / R ≦±5%
負荷寿命
Load life
70℃ 0.125W 1,000 hr.
△ R / R ≦±3% S.S. ≦±2%
熱衝撃
Thermal shock
− 55℃,+ 125℃(30 minutes)5cycles
△ R / R ≦±2% S.S. ≦±1%
高周波振動
Vibration
10Hz ∼2kHz 振幅 1.5mm(196m/s2)12 時間
△ R / R ≦±1% S.S. ≦±1%
 
10Hz to 2KHz Amplitude 1.5mm(196m/s2) 12 hr.
衝撃
Shock
981m/s2 6msec.6directions for 3times each △ R / R ≦±1% S.S. ≦±1%
低温動作 Low temperature exposure − 55℃,0.125W 2hr.
△ R / R ≦±2% S.S. ≦±2%
高温露出 High temperature exposure + 125℃,250 hours
△ R / R ≦±2% S.S. ≦±2%
耐湿負荷寿命 Moisture and load life
+ 40℃,90 to 95% RH 0.125W 500 hr.
△ R / R ≦±3% S.S. ≦±2%
耐湿性
Moisture resistance
− 10℃ to + 65℃(90 to 95% RH)
△ R / R ≦±3%
0.125W 240 hr.
温水浸漬
Seal test
+ 85℃ hot water 1minute
3 bubbles max.
耐溶剤性
Solvent
IPA 等 
IPA etc.
洗浄可能  Washable
®
ト
リ
マ
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
26



Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com