| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
L78M10ABDT-TR 데이터시트(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78M10ABDT-TR 데이터시트(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 45 page ![]() Table 26. IPAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 2.20 2.40 A1 0.90 1.10 b 0.64 0.90 b2 0.95 b4 5.20 5.40 B5 0.30 c 0.45 0.60 c2 0.48 0.60 D 6.00 6.20 E 6.40 6.60 e 2.28 e1 4.40 4.60 H 16.10 L 9.00 9.40 L1 0.80 1.20 L2 0.80 1.00 V1 10° L78M IPAK package information DS0425 - Rev 24 page 39/45 |