| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
L7805ABP 데이터시트(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7805ABP 데이터시트(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 55 page ![]() Table 19. TO-220 (dual gauge) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 L78 TO-220 (dual gauge) package information DS0422 - Rev 36 page 34/55 |