| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32U595QJ 데이터시트(PDF) 173 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ 데이터시트(HTML) 173 Page - STMicroelectronics |
|
173 / 377 page ![]() PH0 - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - EVENTOUT PH2 - - - - - - - EVENTOUT PH3 - - - - - - - EVENTOUT PH4 - - PSSI_D14 - - - - EVENTOUT PH5 - - DCMI_PIXCLK/PSSI _PDCK - - - - EVENTOUT PH6 - - DCMI_D8/PSSI_D8 - - - - EVENTOUT PH7 - - DCMI_D9/PSSI_D9 - - - - EVENTOUT PH8 - - DCMI_HSYNC/PSSI _DE - - - - EVENTOUT PH9 HSPI1_NCS - DCMI_D0/PSSI_D0 - - - - EVENTOUT PH10 HSPI1_IO0 - DCMI_D1/PSSI_D1 - - - - EVENTOUT PH11 HSPI1_IO1 - DCMI_D2/PSSI_D2 - - - - EVENTOUT PH12 HSPI1_IO2 - DCMI_D3/PSSI_D3 - - - - EVENTOUT PH13 HSPI1_IO3 FDCAN1_TX - - - - - EVENTOUT PH14 HSPI1_IO4 FDCAN1_RX DCMI_D4/PSSI_D4 - - - - EVENTOUT PH15 HSPI1_IO5 - DCMI_D11/PSSI_ D11 - - - - EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |