| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
40D331K 데이터시트(PDF) 2 Page - Ceramate Technical |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
40D331K 데이터시트(HTML) 2 Page - Ceramate Technical |
|
2 / 5 page ![]() TYPE 錯誤 錯誤 錯誤 錯誤! 連結無效 連結無效 連結無效 連結無效。 。 。 。 MODEL 錯誤 錯誤 錯誤 錯誤! 連 連 連 連 結無效 結無效 結無效 結無效。 。 。 。 PAGE 2/5 CITATION 錯誤 錯誤 錯誤 錯誤! 連結無效 連結無效 連結無效 連結無效。 。 。 。 DATE 錯誤 錯誤 錯誤 錯誤! 連結無效 連結無效 連結無效 連結無效。 。 。 。 SUBJECT QUALITY APPROVAL and STRUCTURE REV. 錯誤 錯誤 錯誤 錯誤! 連結無效 連結無效 連結無效 連結無效。 。 。 。 1. QUALITY SYSTEM APPROVAL ISO9001 Certificate of approval No.97-HOU-AQ-1382 2. STRUCTURE NO. ITEM DESCRIPTION 2.1 Main Material Zinc Oxide 2.2 Coating Material Epoxy Resin 2.3 Marking GNR, Part number 2.4 Appearance Without dirt and crack, marking should be clear D(max.) 48.0 H(max.) 60.2 T(max.) * * * *(1) F 25.4± 0.5 T 0.5± 0.1 L(min.) 16.5 C(max.) 3.18 W1(max.) 7.0 2.5 Dimensions Unit: mm * * * *(1) See Page 3, Dimensions Table |