| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
2SC5435 데이터시트(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5435 데이터시트(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
21 / 38 page ![]() Data Sheet P15571EJ1V0DS 19 µµµµPA841TD VCE = 1 V, IC = 7 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.731 0.666 0.585 0.515 0.451 0.402 0.369 0.341 0.326 0.313 0.309 0.309 0.309 0.311 0.312 0.316 0.320 0.320 0.327 0.324 0.338 0.334 0.348 0.345 0.353 0.353 0.359 0.361 0.354 0.355 0.404 0.490 −22.4 −42.3 −59.7 −74.0 −88.1 −100.5 −111.7 −122.4 −132.1 −141.7 −149.3 −156.8 −163.3 −168.8 −173.7 −178.2 178.1 174.4 170.6 168.0 165.7 162.9 160.7 159.0 156.7 154.3 153.2 150.8 149.1 145.1 122.9 103.1 17.662 16.079 14.117 12.267 10.693 9.403 8.357 7.466 6.722 6.135 5.624 5.163 4.802 4.464 4.191 3.945 3.712 3.516 3.333 3.181 3.047 2.914 2.803 2.694 2.591 2.509 2.414 2.330 2.223 2.167 1.674 1.316 162.6 147.1 135.1 125.3 117.2 110.6 105.7 100.9 96.9 93.3 90.1 87.3 84.6 82.0 79.4 77.1 75.0 72.8 71.1 69.1 67.3 65.8 64.2 62.5 61.0 59.9 58.3 57.2 55.0 53.2 36.3 22.5 0.018 0.033 0.045 0.054 0.061 0.067 0.072 0.077 0.082 0.087 0.092 0.097 0.102 0.107 0.112 0.117 0.122 0.127 0.132 0.137 0.142 0.147 0.153 0.158 0.163 0.169 0.174 0.179 0.185 0.191 0.244 0.294 78.1 70.1 63.9 59.6 57.0 55.3 54.5 54.0 53.8 54.0 53.9 54.2 54.2 54.2 54.3 54.2 54.2 54.2 54.1 53.9 53.9 53.8 53.6 53.3 53.0 52.8 52.4 51.8 50.9 50.7 45.0 34.8 0.946 0.866 0.761 0.666 0.584 0.515 0.460 0.414 0.378 0.348 0.325 0.304 0.290 0.278 0.267 0.259 0.249 0.241 0.236 0.227 0.224 0.212 0.210 0.199 0.197 0.192 0.186 0.183 0.171 0.175 0.183 0.204 −13.2 −24.3 −32.4 −38.8 −43.3 −46.9 −49.5 −52.0 −54.2 −56.6 −58.5 −60.5 −62.1 −63.8 −65.3 −66.6 −67.9 −68.7 −69.8 −70.2 −71.4 −71.5 −72.5 −73.9 −74.8 −77.4 −77.2 −80.3 −82.7 −86.6 −117.4 −154.4 0.161 0.258 0.375 0.480 0.575 0.662 0.733 0.801 0.857 0.904 0.941 0.976 1.003 1.027 1.047 1.062 1.081 1.098 1.108 1.126 1.121 1.141 1.131 1.146 1.145 1.152 1.155 1.164 1.192 1.187 1.175 1.167 29.87 26.86 24.99 23.58 22.45 21.49 20.63 19.85 19.14 18.48 17.86 17.26 16.41 15.21 14.41 13.76 13.10 12.52 12.02 11.50 11.20 10.69 10.44 9.99 9.69 9.36 9.03 8.69 8.15 7.94 5.83 4.04 VCE = 1 V, IC = 10 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.648 0.574 0.489 0.426 0.373 0.340 0.319 0.302 0.297 0.294 0.298 0.302 0.306 0.310 0.313 0.320 0.324 0.327 0.333 0.332 0.343 0.340 0.356 0.353 0.360 0.360 0.367 0.368 0.360 0.361 0.411 0.496 −29.0 −52.1 −71.7 −88.0 −103.3 −116.3 −127.6 −138.3 −147.7 −156.2 −163.2 −168.7 −175.1 −179.3 176.2 172.7 169.6 166.6 163.7 161.1 158.8 156.9 155.6 153.7 151.8 149.9 148.7 146.5 145.3 141.2 120.5 101.9 21.750 18.960 15.944 13.412 11.427 9.904 8.699 7.716 6.924 6.289 5.752 5.272 4.878 4.535 4.245 4.002 3.760 3.562 3.377 3.223 3.086 2.947 2.839 2.728 2.621 2.540 2.445 2.360 2.250 2.191 1.687 1.322 159.0 141.4 128.7 119.2 111.5 105.5 101.1 96.8 93.2 90.0 87.1 84.8 82.1 79.7 77.4 75.3 73.3 71.2 69.6 67.6 66.0 64.5 62.9 61.4 60.0 58.9 57.5 56.3 54.3 52.6 35.9 22.3 0.017 0.030 0.040 0.048 0.054 0.060 0.065 0.071 0.076 0.081 0.086 0.092 0.097 0.103 0.109 0.114 0.120 0.125 0.131 0.136 0.142 0.147 0.153 0.159 0.164 0.170 0.175 0.181 0.187 0.193 0.248 0.298 76.3 67.2 62.5 59.7 58.2 57.8 57.4 57.6 57.8 58.1 58.3 58.6 58.6 58.6 58.5 58.4 58.4 58.1 57.9 57.7 57.4 57.1 56.8 56.3 56.0 55.6 55.0 54.3 53.3 53.0 46.5 35.7 0.924 0.810 0.686 0.584 0.504 0.440 0.391 0.351 0.320 0.294 0.275 0.258 0.247 0.238 0.229 0.223 0.215 0.209 0.205 0.197 0.195 0.184 0.183 0.173 0.172 0.166 0.161 0.159 0.149 0.154 0.169 0.200 −16.1 −28.7 −36.9 −42.6 −46.3 −49.0 −51.0 −52.9 −54.9 −57.0 −58.8 −60.8 −62.4 −64.3 −65.8 −67.1 −68.4 −69.4 −70.6 −70.8 −72.2 −72.3 −73.4 −75.0 −76.1 −79.0 −79.1 −82.4 −85.4 −89.3 −122.4 −159.8 0.191 0.332 0.469 0.583 0.686 0.772 0.841 0.902 0.949 0.987 1.014 1.041 1.061 1.078 1.093 1.100 1.115 1.124 1.131 1.140 1.136 1.153 1.138 1.150 1.150 1.154 1.154 1.161 1.186 1.182 1.167 1.159 31.18 27.97 26.00 24.48 23.25 22.21 21.26 20.39 19.62 18.90 17.50 16.34 15.48 14.73 14.07 13.52 12.92 12.41 11.93 11.47 11.14 10.65 10.43 10.00 9.69 9.37 9.06 8.73 8.20 7.96 5.85 4.05 |