전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

M58LR128HT85ZB5E 데이터시트(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

부품명 M58LR128HT85ZB5E
상세설명  128 Mbit (8 Mb ×16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58LR128HT85ZB5E 데이터시트(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 112 page
background image
M58LR128HT, M58LR128HB
Contents
3/112
4.5
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.6
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.7
Blank Check command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.8
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.9
Buffer Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.10
Buffer Enhanced Factory Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.10.1
Setup phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.10.2
Program and Verify phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.10.3
Exit phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.11
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.12
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.13
Protection Register Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.14
Set Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.15
Block Lock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.16
Block Unlock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.17
Block Lock-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1
Program/Erase Controller Status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2
Erase Suspend Status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3
Erase/Blank Check Status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4
Program Status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5
VPP Status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.6
Program Suspend Status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.7
Block Protection Status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.8
Bank Write/Multiple Word Program Status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6
Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1
Read Select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2
X-Latency bits (CR13-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.3
Wait Polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.4
Data Output Configuration bit (CR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.5
Wait Configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.6
Burst Type bit (CR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More